Part Number Hot Search : 
LPT672 CM1210CI EH680J03 00B0L C3082 DPL4519G F1144HT 0213630
Product Description
Full Text Search
 

To Download BYP60A05 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  BYP60A05 ... byp60a6 | byp60k05 ... byp60k6 BYP60A05 ... byp60a6 | byp60k05 ... byp60k6 standard recovery press-fit rectifier diodes einpress-gleichrichterdioden mit standard-sperrverzug i fav = 60 a v f < 1.1 v t jmax = 200 c v rrm = 50...600 v i fsm = 450/500 a t rr ~ 1500 ns version 2017-12-27 ? 12.75 x 4.2 press-fit dimensions - ma?e [mm] typical application 50/60 hz mains rectification, power supplies, polarity protection commercial grade 1 ) typische anwendung 50/60 hz netzgleichrichtung, stromversorgungen, verpolschutz standardausfhrung 1 ) features high junction temperature two polarity versions: a = anode to lead wire k = cathode to lead wire for press-fit assembly into aluminium cooling plate compliant to rohs, reach, conflict minerals 1 ) besonderheit hohe sperrschichttemperatur zwei polarit?ten: a = anode am anschlussdraht k = kathode am anschlussdraht fr einpressmontage in alu-khlblech konform zu rohs, reach, konfliktmineralien 1 ) mechanical data 1 ) mechanische daten 1 ) packed in cardboard trays 300 verpackt in einlagekartons weight approx. 10 g gewicht ca. plastic material ul 94v-0 kunststoffmaterial solder & assembly conditions 260c/10s l?t- und einbaubedingungen msl n/a maximum ratings 2 ) grenzwerte 2 ) type / wire to / anode typ draht an cathode repetitive peak reverse voltage periodische spitzensperrspannung v rrm [v] surge peak reverse voltage sto?spitzensperrspannung v rsm [v] BYP60A05 byp60k05 50 50 byp60a1 byp60k1 100 100 byp60a2 byp60k2 200 200 byp60a4 byp60k4 400 400 byp60a6 byp60k6 600 600 max. average forward rectified current, r-load dauergrenzstrom in einwegschaltung mit r-last t c = 150c 3 ) i fav 60 a repetitive peak forward current periodischer spitzenstrom f > 15 hz t c = 150c 3 ) i frm 190 a peak forward surge current sto?strom in fluss-richtung half sine-wave sinus-halbwelle 50 hz (10 ms) 60 hz (8.3 ms) i fsm 450 a 500 a rating for fusing grenzlastintegral t < 10 ms i 2 t 1000 a 2 s junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+200c -50...+200c maximum admissible press-in force maximal zul?ssige einpresskraft f pm 4 kn 1 please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book bitte beachten sie die detaillierten hinweise auf unserer internetseite bzw. am anfang des datenbuches 2 t a = 25c unless otherwise specified C t a = 25c wenn nicht anders angegeben 3 temperature measured at the metallic base C temperatur am metallsockel gemessen 1 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag pb e l v w e e e r o h s 2 8 . 5 m i n ? 12.75 r ? n d e l 0 . 8 k n u r l 0 . 8 ? 0.5 11 1.3 9 . 3 0 . 2 4 . 2 + 0 . 3 a k
BYP60A05 ... byp60a6 | byp60k05 ... byp60k6 characteristics kennwerte forward voltage durchlass-spannung t j = 25c i f = 60 a v f < 1.1 v leakage current sperrstrom t j = 25c v r = v rrm i r < 100 a typical junction capacitance typische sperrschichtkapzit?t v r = 4 v c j 430 pf reverse recovery time sperrverzug i f = 0.5 a through/ber i r = 1 a to i r = 0.25 a t rr typ. 1500 ns thermal resistance junction to metallic base w?rme widerstand sperrschicht C metallsockel r thc < 0.6 k/w 1 ) disclaimer: see data book page 2 or website haftungssauschluss: siehe datenbuch seite 2 oder oder internet 1 temperature measured at the metallic base C temperatur am metallsockel gemessen 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag 120 100 80 60 40 20 0 [%] i fav rated forward current versus case temperature zul. richtstrom in abh. von der geh?usetemp. [c] t c 150 100 50 0 200 forward characteristics (typical values) durchlasskennlinien (typische werte) 0.4 v f 0.8 1.0 1.2 1.4 [v] 1.8 10 10 10 1 10 3 2 -1 [a] i f t = 25c j t = 125c j 450a-(60a-1,1v) peak forward surge current versus number of cycles at 50 hz durchlass-spitzenstrom in abh. von der zahl der halbwellen bei 50 hz 10 3 10 2 10 [a] ? f 1 10 10 [n] 10 2 3


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of BYP60A05

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X